Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DIP-10 Fiches technique(PDF) 2 Page - AG Electronica

No de pièce DIP-10
Description  DIP SWITCH DE 10 POSICIONES
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Site Internet  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DIP-10 Fiches technique(HTML) 2 Page - AG Electronica

  DIP-10 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DIP-10 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica DIP-10 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Aplicaciones
El DIP switch se puede utilizar para la creación de circuitos electrónicos que requieran un
interruptor, así como en los circuitos que contengan un display, donde para cada número binario
aparecerá su equivalente decimal en el display.
NUMERO DECIMAL ASIGNADO:
1
2
4
8
16
32
64
128
256
El número de canales posibles que puede proporcionar un interruptor DIP dependerá del número de
interruptores que tenga, máximo pueden existir 512 canales para el switch de 10 posiciones, ya que
la posición 10 no sirve para asignar canales (La dirección correcta de ON se indica en el
encapsulado).
La razón del uso del DIP switch es porque cada canal que se está utilizando puede ser representado
por un número conformado por una combinación de interruptores encendidos (ON, que corresponde
al número binario 1) o apagados (OFF, que corresponde al número binario 0), la combinación de
todos los interruptores crea un número binario, al que le corresponde a un número natural, asignado
a un canal en específico.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3