| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
335.0340468 Fiches technique(PDF) 3 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
335.0340468 Fiches technique(HTML) 3 Page - France Joint |
|
3 / 4 page ![]() www.francejoint.com Part number Rod diameter Ød1 f8 Groove diameter Ød1 f8 Groove diameter ØD1 H9 Bore diameter ØD1 H10 Seal height H1 Groove width L1 0/+0.5 335.0300420 30.00 42.00 10.00 11.00 335.0300451 30.00 45.00 10.00 11.00 335.3153843 31.50 38.40 3.30 3.80 335.5083179 31.75 50.80 9.52 10.52 335.3831845 31.80 38.00 4.50 335.0400326 32.00 40.00 5.50 6.00 335.0400327 32.00 40.00 6.00 7.00 335.0320426 32.00 42.00 6.00 7.00 335.1042032 32.00 42.00 10.00 11.00 335.0320437 32.00 43.00 6.50 7.50 335.0440321 32.00 44.00 9.00 10.00 335.0320451 32.00 45.00 10.00 11.00 335.0450321 32.00 45.00 11.00 12.00 335.0500321 32.00 50.00 10.00 11.00 335.0440342 34.00 44.00 12.00 13.00 335.0340466 34.00 46.00 6.00 7.00 335.0340468 34.00 46.00 8.00 9.00 335.3494769 34.92 47.63 9.52 10.52 335.0400355 35.00 40.00 5.00 5.50 335.0350436 35.00 43.00 6.00 7.00 335.0430358 35.00 43.00 8.00 9.00 335.0450356 35.00 45.00 6.00 7.00 335.0350457 35.00 45.00 6.50 7.20 335.0450358 35.00 45.00 8.00 9.00 335.0450350 35.00 45.00 10.00 11.00 335.3504528 35.00 45.20 7.00 8.00 335.0500350 35.00 50.00 10.00 11.00 335.0550351 35.00 55.00 10.00 11.00 335.0360456 36.00 45.00 6.00 7.00 335.5718365 36.55 57.18 8.00 8.80 335.0500386 38.00 50.00 6.00 7.00 335.0550380 38.00 55.00 10.00 11.00 335.0380509 38.10 50.80 9.52 10.52 335.0450394 39.00 45.00 4.50 5.00 335.0500405 40.00 50.00 5.00 6.00 335.0500406 40.00 50.00 6.00 7.00 335.0500407 40.00 50.00 6.50 7.50 335.0500408 40.00 50.00 7.00 8.00 335.7050040 40.00 50.00 7.50 8.50 335.0500409 40.00 50.00 9.00 10.00 335.0500400 40.00 50.00 10.00 11.00 335.0550409 40.00 55.00 9.00 10.00 335.0550401 40.00 55.00 10.00 11.00 335.0400602 40.00 60.00 12.50 13.50 335.0400605 40.00 60.00 15.00 16.00 335.0600408 40.00 60.00 18.00 19.00 335.0420500 42.00 50.00 10.00 11.00 335.0520429 42.00 52.00 9.00 10.00 335.0440658 44.00 65.00 8.00 9.00 335.0440579 44.45 57.15 9.52 10.52 335.0550456 45.00 55.00 6.00 7.00 335.0550450 45.00 55.00 10.00 11.00 335.0600459 45.00 60.00 9.00 10.00 335.0600450 45.00 60.00 10.00 11.00 335.0580480 48.00 58.00 10.00 11.00 335.0480628 48.00 62.00 8.00 9.00 335.0486348 48.00 63.40 8.00 9.00 335.0480683 48.00 68.00 12.00 13.00 Part number Rod diameter Ød1 f8 Groove diameter Ød1 f8 Groove diameter ØD1 H9 Bore diameter ØD1 H10 Seal height H1 Groove width L1 0/+0.5 335.0600506 50.00 60.00 6.00 7.00 335.0600500 50.00 60.00 10.00 11.00 335.0500626 50.00 62.00 6.00 7.00 335.0650509 50.00 65.00 9.00 10.00 335.0650501 50.00 65.00 10.00 11.00 335.0700501 50.00 70.00 10.00 11.00 335.0700502 50.00 70.00 12.00 13.00 335.0700504 50.00 70.00 13.50 14.50 335.0500639 50.80 63.50 9.52 10.52 335.0620522 52.00 62.00 12.00 13.00 335.0520649 52.00 64.00 9.00 10.00 335.0530626 53.00 62.00 6.50 7.50 335.0630536 53.00 63.00 6.00 7.00 335.0630538 53.00 63.00 7.30 8.00 335.0630531 53.00 63.00 10.00 11.00 335.0550632 55.00 63.00 12.00 13.00 335.0650551 55.00 65.00 10.00 11.00 335.0650552 55.00 65.00 12.00 13.00 335.0700559 55.00 70.00 9.00 10.00 335.0700551 55.00 70.00 10.00 11.00 335.0700552 55.00 70.00 12.00 13.00 335.0555718 55.50 71.00 8.00 8.50 335.0660567 56.00 66.00 6.00 7.00 335.0560661 56.00 66.00 10.00 11.00 335.0680582 58.00 68.00 12.00 13.00 335.0800584 58.00 80.00 14.00 15.00 335.0680607 60.00 68.00 7.00 8.00 335.0680608 60.00 68.00 8.00 9.00 335.0600685 60.00 68.00 24.50 25.00 335.0700606 60.00 70.00 6.00 7.00 335.0700601 60.00 70.00 10.00 11.00 335.0700602 60.00 70.00 12.00 13.00 335.0600722 60.00 72.00 12.00 13.00 335.0600759 60.00 75.00 9.50 10.50 335.0800601 60.00 80.00 10.00 11.00 335.0800602 60.00 80.00 12.00 13.00 335.0760621 62.00 76.00 14.00 15.00 335.0780631 63.00 78.00 11.00 12.00 335.0760646 64.00 76.00 6.00 7.00 335.0750656 65.00 75.00 6.00 7.00 335.0750651 65.00 75.00 10.00 11.00 335.0750652 65.00 75.00 12.00 13.00 335.0800659 65.00 80.00 9.00 10.00 335.0650802 65.00 80.00 11.00 12.00 335.0670872 67.00 87.00 12.00 13.00 335.0700788 70.00 78.00 8.00 9.00 335.0780705 70.00 78.00 25.00 26.00 335.0800706 70.00 80.00 6.00 7.00 335.0800701 70.00 80.00 10.00 11.00 335.0800702 70.00 80.00 12.00 13.00 335.0850702 70.00 85.00 12.00 13.00 335.0900702 70.00 90.00 12.00 13.00 335.0900724 72.00 90.00 14.00 15.00 335.0730859 73.00 85.00 9.00 10.00 335.8927382 73.80 89.20 12.00 13.00 335.0850756 75.00 85.00 6.00 7.00 335.0850752 75.00 85.00 12.00 13.00 335.0900759 75.00 90.00 8.80 9.80 HYDRAULIC SEALS | PISTON/ROD SEALS | BECA 335 |