| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
151.080 Fiches technique(PDF) 4 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
151.080 Fiches technique(HTML) 4 Page - France Joint |
|
4 / 6 page ![]() www.francejoint.com | | DIMENSIONS Part number Rod diameter Ød1 f8/h9 Groove diameter ØD1 H9 Groove width L1 0/+0.20 151.003 3.00 7.90 2.20 151.004 4.00 8.90 2.20 151.005 5.00 9.90 2.20 151.006 6.00 10.90 2.20 151.007 7.00 11.90 2.20 153.008 8.00 12.90 2.20 151.008 8.00 15.30 3.20 155.008 8.00 18.70 4.20 153.009 9.00 13.90 2.20 151.009 9.00 16.30 3.20 155.009 9.00 19.70 4.20 153.010 10.00 14.90 2.20 151.010 10.00 17.30 3.20 155.010 10.00 20.70 4.20 153.011 11.00 15.90 2.20 151.011 11.00 18.30 3.20 155.011 11.00 21.70 4.20 153.012 12.00 16.90 2.20 151.012 12.00 19.30 3.20 155.012 12.00 22.70 4.20 153.013 13.00 17.90 2.20 151.013 13.00 20.30 3.20 155.013 13.00 23.70 4.20 153.014 14.00 18.90 2.20 151.014 14.00 21.30 3.20 155.014 14.00 24.70 4.20 153.015 15.00 19.90 2.20 151.015 15.00 22.30 3.20 155.015 15.00 25.70 4.20 153.016 16.00 20.90 2.20 151.016 16.00 23.30 3.20 155.016 16.00 26.70 4.20 153.017 17.00 21.90 2.20 151.017 17.00 24.30 3.20 155.017 17.00 27.70 4.20 153.018 18.00 22.90 2.20 151.018 18.00 25.30 3.20 155.018 18.00 28.70 4.20 153.019 19.00 26.30 3.20 151.019 19.00 29.70 4.20 155.019 19.00 34.10 6.30 153.020 20.00 27.30 3.20 151.020 20.00 30.70 4.20 155.020 20.00 35.10 6.30 153.021 21.00 28.30 3.20 151.021 21.00 31.70 4.20 155.021 21.00 36.10 6.30 153.022 22.00 29.30 3.20 151.022 22.00 32.70 4.20 155.022 22.00 37.10 6.30 153.024 24.00 31.30 3.20 151.024 24.00 34.70 4.20 155.024 24.00 39.10 6.30 153.025 25.00 32.30 3.20 151.025 25.00 35.70 4.20 155.025 25.00 40.10 6.30 153.026 26.00 33.30 3.20 151.026 26.00 36.70 4.20 155.026 26.00 41.10 6.30 153.027 27.00 34.30 3.20 151.027 27.00 37.70 4.20 155.027 27.00 42.10 6.30 153.028 28.00 35.30 3.20 151.028 28.00 38.70 4.20 Part number Rod diameter Ød1 f8/h9 Groove diameter ØD1 H9 Groove width L1 0/+0.20 155.028 28.00 43.10 6.30 153.029 29.00 36.30 3.20 151.029 29.00 39.70 4.20 155.029 29.00 44.10 6.30 153.030 30.00 37.30 3.20 151.030 30.00 40.70 4.20 155.030 30.00 45.10 6.30 153.032 32.00 39.30 3.20 151.032 32.00 42.70 4.20 155.032 32.00 47.10 6.30 153.034 34.00 41.30 3.20 151.034 34.00 44.70 4.20 155.034 34.00 49.10 6.30 153.035 35.00 42.30 3.20 151.035 35.00 45.70 4.20 155.035 35.00 50.10 6.30 153.036 36.00 43.30 3.20 151.036 36.00 46.70 4.20 155.036 36.00 51.10 6.30 153.038 38.00 48.70 4.20 151.038 38.00 53.10 6.30 155.038 38.00 58.50 8.10 153.039 39.00 49.70 4.20 151.039 39.00 54.10 6.30 155.039 39.00 59.50 8.10 153.040 40.00 50.70 4.20 151.040 40.00 55.10 6.30 155.040 40.00 60.50 8.10 153.041 41.00 51.70 4.20 151.041 41.00 56.10 6.30 155.041 41.00 61.50 8.10 153.042 42.00 52.70 4.20 151.042 42.00 57.10 6.30 155.042 42.00 62.50 8.10 153.044 44.00 54.70 4.20 151.044 44.00 59.10 6.30 155.044 44.00 64.50 8.10 153.045 45.00 55.70 4.20 151.045 45.00 60.10 6.30 155.045 45.00 65.50 8.10 153.046 46.00 56.70 4.20 151.046 46.00 61.10 6.30 155.046 46.00 66.50 8.10 153.047 47.00 57.70 4.20 151.047 47.00 62.10 6.30 155.047 47.00 67.50 8.10 153.048 48.00 58.70 4.20 151.048 48.00 63.10 6.30 155.048 48.00 68.50 8.10 153.050 50.00 60.70 4.20 151.050 50.00 65.10 6.30 155.050 50.00 70.50 8.10 153.051 51.00 61.70 4.20 151.051 51.00 66.10 6.30 155.051 51.00 71.50 8.10 153.052 52.00 62.70 4.20 151.052 52.00 67.10 6.30 155.052 52.00 72.50 8.10 153.055 55.00 65.70 4.20 151.055 55.00 70.10 6.30 155.055 55.00 75.50 8.10 153.056 56.00 66.70 4.20 151.056 56.00 71.10 6.30 155.056 56.00 76.50 8.10 HYDRAULIC SEALS | ROD SEALS | BECA 151 - 153 - 155 |