| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PXAS30 Fiches technique(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PXAS30 Fiches technique(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
5 / 52 page ![]() Philips Semiconductors Preliminary specification XA-S3 XA 16-bit microcontroller 32 K/1 K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage (2.7 V–5.5 V), I2C, 2 UARTs, 16 MB address range 2000 Dec 01 5 LOGIC SYMBOL VDD VSS XTAL1 XTAL2 SDA SCL A/D INPUTS A21 A20 CEX4 CEX3 CEX2 CEX1 CEX0 ECI AVDD AVREF+ AVREF– AVSS CLKOUT ALE PSEN RSTOUT RST EA/WAIT TxD0 INT0 INT1 T0 T1/BUSW WRL RD RxD0 A1 A2 A3 RxD1 TxD1 T2 T2EX WRH/A0 A23 A22 SU00847A |