| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD8602WARZ-R7 Fiches technique(PDF) 19 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD8602WARZ-R7 Fiches technique(HTML) 19 Page - Analog Devices |
|
19 / 24 page ![]() Data Sheet AD8601/AD8602/AD8604 Rev. I | Page 19 of 24 OUTLINE DIMENSIONS COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178-AA 10° 5° 0° SEATING PLANE 1.90 BSC 0.95 BSC 0.60 BSC 5 1 2 3 4 3.00 2.90 2.80 3.00 2.80 2.60 1.70 1.60 1.50 1.30 1.15 0.90 0.15 MAX 0.05 MIN 1.45 MAX 0.95 MIN 0.20 MAX 0.08 MIN 0.50 MAX 0.35 MIN 0.55 0.45 0.35 Figure 62. 5-Lead Small Outline Transistor Package [SOT-23] (RJ-5) Dimensions shown in millimeters COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA 6° 0° 0.80 0.55 0.40 4 8 1 5 0.65 BSC 0.40 0.25 1.10 MAX 3.20 3.00 2.80 COPLANARITY 0.10 0.23 0.09 3.20 3.00 2.80 5.15 4.90 4.65 PIN 1 IDENTIFIER 15° MAX 0.95 0.85 0.75 0.15 0.05 Figure 63. 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP] (RM-8) Dimensions shown in millimeters |