Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AO4401 Fiches technique(PDF) 4 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

No de pièce AO4401
Description  P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Site Internet  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

AO4401 Fiches technique(HTML) 4 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

  AO4401 Datasheet HTML 1Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED AO4401 Datasheet HTML 2Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED AO4401 Datasheet HTML 3Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED AO4401 Datasheet HTML 4Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED AO4401 Datasheet HTML 5Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
10V
VGS=-
VGS=-4.5V
℃
Tj= 25
-Drain Current (A)
ID
-
10
8
6
4
2
0
60
50
40
30
20
℃
150
℃
25
Source to Drain Voltage (V)
-Vsd-
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
10
1
0.1
Figure 7. RDS(on) VS Drain Current
Figure 8. Forward characteristics of reverse diode
ID=-250uA
)
℃
-Junction Temperature (
Tj
125
175
75
25
-75
-25
1.1
1.05
1
0.95
0.9
ID=-250uA
)
℃
nction Temperature (
-Ju
Tj
125
175
25
75
-75
-25
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
Figure 9. Normalized breakdown voltage
Figure 10. Normalized Threshold voltage
)
℃
mbient Temperature (
-A
Ta
150
100
50
0
-50
6
4
2
0
)
℃
mbient Temperature (
-A
Ta
150
100
50
0
-50
3
2
1
0
Figure 11. Current dissipation
Figure 12. Power dissipation
www.bychip.cn
AO4401
v4.0



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com