Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD8032 Fiches technique(PDF) 19 Page - Analog Devices

No de pièce AD8032
Description  2.7 V, 800 μA, 80 MHz Rail-to-Rail I/O Amplifiers
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8032 Fiches technique(HTML) 19 Page - Analog Devices

Back Button AD8032 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD8032 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 20 page
background image
Data Sheet
AD8031/AD8032
Rev. G | Page 19 of 20
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-178-AA
10°
5°
0°
SEATING
PLANE
1.90
BSC
0.95 BSC
0.60
BSC
5
12
3
4
3.00
2.90
2.80
3.00
2.80
2.60
1.70
1.60
1.50
1.30
1.15
0.90
0.15 MAX
0.05 MIN
1.45 MAX
0.95 MIN
0.20 MAX
0.08 MIN
0.50 MAX
0.35 MIN
0.55
0.45
0.35
Figure 56. 5-Lead Small Outline Transistor Package [SOT-23]
(RJ-5)
Dimensions shown in millimeters
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA
6°
0°
0.80
0.55
0.40
4
8
1
5
0.65 BSC
0.40
0.25
1.10 MAX
3.20
3.00
2.80
COPLANARITY
0.10
0.23
0.09
3.20
3.00
2.80
5.15
4.90
4.65
PIN 1
IDENTIFIER
15° MAX
0.95
0.85
0.75
0.15
0.05
Figure 57. 8-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-8)
Dimensions shown in millimeters



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com