| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
JCS18N25RC-R-AR Fiches technique(PDF) 2 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
JCS18N25RC-R-AR Fiches technique(HTML) 2 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. |
|
2 / 11 page ![]() JCS18N25C R 版本:202005B 2/11 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项 目 Parameter 符 号 Symbol 数 值 Value 单 位 Unit JCS18N25VC/RC/CC JCS18N25FC 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage VDSS 250 V 连续漏极电流 Drain Current -continuous ID T=25 ℃ T=100 ℃ 18 A 10.97* A 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current - pulse (note 1) IDM 72 A 最高栅源电压 Gate-Source Voltage VGSS ±30 V 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) EAS 607.5 mJ 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) IAR 18 A 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) EAR 3.21 mJ 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) dv/dt 4.3 V/ns 耗散功率 Power Dissipation PD TC=25 ℃ -Derate above 25℃ 120 32.13 W 0.96 0.257 W/℃ 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range TJ,TSTG -55~+150 ℃ 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes TL 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature |