| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC911B Fiches technique(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC911B Fiches technique(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2005 Microchip Technology Inc. DS21481C-page 9 TC911A/TC911B 6.3 Package Dimensions .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) Dimensions: inches (mm) 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) |