| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS616IDWT Fiches technique(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS616IDWT Fiches technique(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 36 page ![]() Package information TS616 34/36 11 Package information SO-8 exposed pad package mechanical data Dim. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.000 0.150 0.001 0.0059 A2 1.100 1.650 0.043 0.065 B 0.330 0.510 0.013 0.020 C 0.190 0.250 0.007 0.010 D 4.800 5.000 0.189 0.197 D1 3.10 0.122 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 2.41 0.095 e 1.270 0.050 H 5.800 6.200 0.228 0.244 h 0.250 0.500 0.010 0.020 L 0.400 1.270 0.016 0.050 k 0d8d 0d8d ddd 0.100 0.004 |