| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS271ACDT Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS271ACDT Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 17 page ![]() 13/17 Electrical Characteristics TS271 Typical characteristics for ISET = 130µA Figure 29. Supply current (each amplifier) versus supply voltage Figure 30. Input bias current versus free air temperature Figure 31. High level output voltage versus high level output current CC SUPPLY VOLTAGE, V (V) 4 8 12 16 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 amb V OCC ° T= 25 C A= 1 V= V / 2 25 50 75 100 125 amb TEMPERATURE, T ( °C) V = 10V V = 5V CC i 100 10 1 5 4 3 2 1 0 -10 -8 -6 -4 -2 0 OH OUTPUT CURRENT, I (mA) amb id T = 25 C V = 100mV ° V = 5V V= 3V CC CC Figure 32. High level output voltage versus high level output current Figure 33. Low level output voltage versus low level output current Figure 34. Low level output voltage versus low level output current 20 16 12 8 4 0 -50 -40 -30 -20 -10 0 amb id ° T = 25 C V = 100mV V = 16V CC CC V = 10V OUTPUT CURRENT, I (mA) OH 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 amb ic id T= 2 5 ° C V = 0.5V V = -1 00m V V =3 V V= 5 V CC CC 01 2 3 O U T P U T CURR E N T , I (m A ) OL 0 4 81 21 6 2 0 amb id i T = 25°C V= 0 .5 V V = -1 00m V V= 1 0 V CC V= 1 6 V O U T P UT CU RRE NT , I (m A ) OL 3 2 1 CC |