| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL061CD Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL061CD Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 14 page ![]() Schematic diagram TL061-TL061A-TL061B 2/14 1 Schematic diagram Figure 1. Schematic diagram Figure 2. Input offset voltage null circuit Non-inverting Input Inverting Input Output 4.2k Ω 100 Ω 45k Ω 220 Ω 64 Ω 270 Ω 3.2k Ω Offset Null 1 Offset Null 2 VCC V CC N1 N2 TL061 100k Ω V CC |