| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM158WDT Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM158WDT Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 20 page ![]() Electrical characteristics LM158W-LM258W-LM358W 6/20 3 Electrical characteristics Table 3. VCC + = +5 V, V CC -= Ground, V o = 1.4 V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified) Symbol Parameter LM158AW-LM258AW LM358AW LM158W-LM258W LM358W Unit Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Vio Input offset voltage (1) Tamb = +25° C - except LM158AW/358W Tamb = +25° C - LM158AW/358W 1 1 3 2 2 2 5 7 mV Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax - except LM358W Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax - LM358W 47 9 mV Iio Input offset current Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 210 30 230 40 nA Iib Input bias current (2) Tamb = +25 °C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 20 50 100 20 150 200 nA Avd Large signal voltage gain: VCC = +15 V, RL = 2 kΩ, Vo = 1.4 V to 11.4 V Tamb = +25 °C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 50 25 100 50 25 100 V/mV SVR Supply voltage rejection ratio (Rs ≤10 kΩ) VCC + = 5 V to 30 V Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 65 65 100 65 65 100 dB ICC Supply current, all amp, no load Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax, VCC = +5 V Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax, VCC = +30 V 0.7 1.2 2 0.7 1.2 2 mA Vicm Input common mode voltage range VCC = +30 V (3) Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 0 0 VCC + -1.5 VCC + -2 0 0 VCC + -1.5 VCC + -2 V CMR Common mode rejection ratio (Rs ≤10kΩ) Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 70 60 85 70 60 85 dB Isource Output current source VCC = +15 V, Vo = +2 V, Vid = +1 V 20 406020 40 60 mA Isink Output sink current (Vid = -1 V) VCC = +15V, Vo = +2V VCC = +15V, Vo = +0.2V 10 12 20 50 10 12 20 50 mA µA |