| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC1027 Fiches technique(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1027 Fiches technique(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 18 page ![]() TC1027 DS21284B-page 12 © 2002 Microchip Technology Inc. 6.3 Package Dimensions .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .157 (3.99) .150 (3.81) .196 (4.98) .189 (4.80) .012 (0.31) .008 (0.21) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.19) .050 (1.27) .016 (0.41) .244 (6.20) .228 (5.80) .025 (0.635) TYP. 16-Pin QSOP (Narrow) Dimensions: inches (mm) |