| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L1131BL-XX-AF5-R Fiches technique(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L1131BL-XX-AF5-R Fiches technique(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 9 page ![]() L1131B CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 9 www.unisonic.com.tw QW-R502-C03.I MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING SOT-23 15: 1.5V 20: 2.0V 22: 2.2V 25: 2.5V 28: 2.8V 30: 3.0V 33: 3.3V 36: 3.6V 50: 5.0V HXXB Voltage Code L: Lead Free G: Halogen Free SOT-23-5 SOT-25 3 2 1 HXXB 5 4 Voltage Code L: Lead Free G: Halogen Free SOT-23-5 SOT-25 (L1131B-F) 3 2 1 HXXB 5 4 Voltage Code Pin Code SOT-89 PIN CONFIGURATION PIN DESCRIPTION PIN NO. PIN NAME DESCRIPTION L1131 L1131-F SOT-23 SOT-89 SOT-23-5 SOT-25 SOT-23-5 SOT-25 1 1 2 1 GND Ground pin 2 3 5 3 VOUT Output pin 3 2 1 2 VIN Input pin - - 3 - CE Chip enable pin - - 4 4, 5 NC No connection |