| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SP331CT Fiches technique(PDF) 11 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP331CT Fiches technique(HTML) 11 Page - Sipex Corporation |
|
11 / 13 page ![]() Date: 03-04-05 Programmable Dual RS-232/RS-485 Transceiver © Copyright 2005 Sipex Corporation 11 SEL A 0 0 1 1 SEL B 0 1 0 1 SEL C 1 1 1 1 SEL D 1 1 1 1 SEL A SEL B SEL C SEL D 26 T1 6 TX1 TI1 7 TX2 28 4 TX3 3 TX4 TI3 T3 19 15 RI1 RX1 R1 16 RI2 18 RI4 17 RI3 21 RX3 R3 21 26 T1 6 TX1 TI1 7 TX2 19 15 RI1 RX1 R1 16 RI2 T4 TX4 TI4 1 3 T3 TX3 TI3 4 28 R3 RI3 RX3 17 R4 RI4 RX4 18 22 T4 TX4 TI4 1 3 R1 RI1 RX1 15 19 R2 RI2 RX2 16 20 R3 RI3 RX3 17 21 R4 RI4 RX4 18 22 T1 TX1 TI1 6 26 T2 TX2 TI2 7 27 T3 TX3 TI3 4 28 T1 TX1 6 TI1 26 T2 TI2 TX2 7 27 R1 RI1 RX1 15 19 R2 RX2 RI2 16 20 28 4 TX3 3 TX4 TI3 T3 18 RI4 17 RI3 21 RX3 R3 16 17 18 15 RX4 22 RX1 19 RX3 21 T4 TX4 TI4 1 3 R1 RI1 R2 RI2 RX2 20 R3 RI3 R4 RI4 T1 TX1 6 TI1 26 T2 TX2 7 TI2 27 T3 TX3 4 TI3 28 18 RI4 17 RI3 15 T1 TX1 6 TI1 26 T2 TX2 7 TI2 27 R1 RI1 RX1 19 R2 RI2 16 RX2 20 4 TX3 3 TX4 28 TI3 T3 21 RX3 R3 SP331 CONTROL LOGIC CONFIGURATION (Refer to Table 1) 21 26 T1 6 TX1 TI1 7 TX2 19 15 RI1 RX1 R1 16 RI2 T4 TX4 TI4 1 3 T3 TX3 TI3 4 28 R3 RI3 RX3 17 R4 RI4 RX4 18 22 26 T1 6 TX1 TI1 7 TX2 28 4 TX3 3 TX4 TI3 T3 19 15 RI1 RX1 R1 16 RI2 18 RI4 17 RI3 21 RX3 R3 SP331 LOOPBACK (Refer to Table 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 |