| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MPC826XACVR Fiches technique(PDF) 40 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC826XACVR Fiches technique(HTML) 40 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
40 / 52 page ![]() MPC8260A PowerQUICC™ II Integrated Communications Processor Hardware Specifications, Rev. 1.1 40 Freescale Semiconductor Pinout LCL_D6/AD61 K25 LCL_D7/AD71 L29 LCL_D8/AD81 L27 LCL_D9/AD91 L26 LCL_D10/AD101 L25 LCL_D11/AD111 M29 LCL_D12/AD121 M28 LCL_D13/AD131 M27 LCL_D14/AD141 M26 LCL_D15/AD151 N29 LCL_D16/AD161 T25 LCL_D17/AD171 U27 LCL_D18/AD181 U26 LCL_D19/AD191 U25 LCL_D20/AD201 V29 LCL_D21/AD211 V28 LCL_D22/AD221 V27 LCL_D23/AD231 V26 LCL_D24/AD241 W27 LCL_D25/AD251 W26 LCL_D26/AD261 W25 LCL_D27/AD271 Y29 LCL_D28/AD281 Y28 LCL_D29/AD291 Y25 LCL_D30/AD301 AA29 LCL_D31/AD311 AA28 LCL_DP0/C01/BE01 L28 LCL_DP1/C11/BE11 N28 LCL_DP2/C21/BE21 T28 LCL_DP3/C31/BE31 W28 IRQ0/NMI_OUT T1 IRQ7/INT_OUT/APE D1 TRST AH3 TCK AG5 TMS AJ3 Table 20. Pinout List (continued) Pin Name Ball |