| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PAC7136 Fiches technique(PDF) 37 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PAC7136 Fiches technique(HTML) 37 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
37 / 56 page ![]() Device Pin Assignments MAC7100 Microcontroller Family Hardware Specifications, Rev. 1.2 Preliminary Freescale Semiconductor 37 PB8 PCS5_A / PCSS_A — — — 23 23 23 19 19 K2 K2 16 PB9 PCS0_B / SS_B — — — 72 72 72 56 56 T14 T14 51 PB10 PCS5_B / PCSS_B — — — 73 73 73 57 5 57 R14 R14 52 PB11 PCS2_B — — — 74 74 74 — 5 —N14 N14 53 PB12 PCS1_B — — — 75 75 75 58 58 P15 P15 54 PB13 SCK_B — — — 76 76 76 59 59 P16 P16 55 PB14 SOUT_B — — — 77 77 77 60 60 N15 N15 56 PB15 SIN_B — — — 78 78 78 61 61 N16 N16 57 PC0 — ADDR0 3 — — 999 — — F1 F1 — PC1 — ADDR1 3 — — 10 10 10 — — F3 F3 — PC2 — ADDR2 3 — — 11 11 11 — — G2 G2 — PC3 — ADDR3 3 — — 12 12 12 — — G3 G3 — PC4 — ADDR4 3 — — 28 28 28 — — L3 L3 — PC5 — ADDR5 3 — — 29 29 29 — — M2 M2 — PC6 — ADDR6 3 — — 30 30 30 — — M3 M3 — PC7 — ADDR7 3 — — 31 31 31 — — N3 N3 — PC8 — ADDR8 3 — — 44 44 44 — — P5 P5 — PC9 — ADDR9 3 — — 45 45 45 — — R6 R6 — PC10 — ADDR10 3 — — 46 46 46 — — P6 P6 — PC11 — ADDR11 3 — — 47 47 47 — — T6 T6 — PC12 — ADDR12 3 —— — 88 88 — — K14 K14 — PC13 — ADDR13 3 —— — 89 89 — — K13 K13 — PC14 — ADDR14 3 —— — 90 90 — — K15 K15 — PC15 — ADDR15 3 — — —9191 6767 J16 J16 — PD0 — BS0 3 — MODB 7070 7054 54 T13 T13 49 PD1 — BS1 3 — MODA 7171 7155 55 R13 R13 50 PD2 6 —CLKOUT— XCLKS 80 80 80 62 62 M16 M16 58 PD3 XIRQ — — — 81 81 81 63 63 M15 M15 59 PD4 IRQ — — — 82 82 82 64 64 L16 L16 60 PD5 — ADDR16 3 — — — 9292 6868 J13 J13 — PD6 — ADDR17 3 — — — 119 119 95 95 C10 C10 86 PD7 — ADDR18 3 — — — 120 120 96 96 D10 D10 87 PD8 — ADDR19 3 — — — 121 121 97 97 D9 D9 88 PD9 — ADDR20 3 — — — 122 122 98 98 B9 B9 89 PD10 — ADDR21 3 — — — 123 123 99 99 D8 D8 90 PD11 — OE 3 — — 68 68 68 — — P12 P12 — PD12 — CS2 3 — — 69 69 69 — — P13 P13 — PD13 — CS1 3 — — 83 83 83 — — L13 L13 — PD14 — CS0 3 — — 84 84 84 — — L14 L14 — PD15 — R/W 3 — — 85 85 85 — — L15 L15 — PE0 AN0_A — MCKO' — 89 99 99 75 75 G16 G16 66 PE1 AN1_A — EVTO' — 91 100 100 76 76 G15 G15 67 Table 37. Signal Pin Assignments (continued) Primary / GPIO Function Peripheral Function 1 External Bus Function 1 Debug Function 1 Read on Reset Pin Number (by Device) 7101 7106 7111 7116 7112 7121 7126 7122 7131 7136 7141 7142 |