| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M29F800DB55N1F Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M29F800DB55N1F Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 53 page ![]() M29F800DT Contents 3/53 4.0.9 Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.0.10 Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.0.11 Read CFI Query command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.0.12 Block Protect and Chip Unprotect commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5 Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.0.1 Data Polling Bit (DQ7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.0.2 Toggle Bit (DQ6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.0.3 Error Bit (DQ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.0.4 Erase Timer Bit (DQ3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.0.5 Alternative Toggle Bit (DQ2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6 Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7 DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 8 Package mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 9 Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Appendix A Block address table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Appendix B Common Flash Interface (CFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Appendix C Block protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9.1 Programmer technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9.2 In-System technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 |