Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B84144-A80-R Fiches technique(PDF) 7 Page - EPCOS

No de pièce B84144-A80-R
Description  4-Line Filters for Converters and Power Electronics
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B84144-A80-R Fiches technique(HTML) 7 Page - EPCOS

Back Button B84144-A80-R Datasheet HTML 3Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 4Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 5Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 6Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 7Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 8Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 9Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 10Page - EPCOS B84144-A80-R Datasheet HTML 11Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
280 04/02
4-Line Filters
B84144
for Converters and Power Electronics
B84144-G250-S
SSB0996-A
4 x M8 x 7
x
N
350+3
N
190±0,5
120
L1
L2/
L3
N
N
L3
L2/
L1
LINE
200±1
30
ø10,5
ø12
370±3
460±6
=
L3
L1
L2
N
Marking
=
PE M10 x 30
4 x M8 x 7
PE M10 x 30
3
15 _
LOAD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13