| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
B84144-A36-R Fiches technique(PDF) 7 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B84144-A36-R Fiches technique(HTML) 7 Page - EPCOS |
|
7 / 13 page ![]() 280 04/02 4-Line Filters B84144 for Converters and Power Electronics B84144-G250-S SSB0996-A 4 x M8 x 7 x N 350+3 N 190±0,5 120 L1 L2/ L3 N N L3 L2/ L1 LINE 200±1 30 ø10,5 ø12 370±3 460±6 = L3 L1 L2 N Marking = PE M10 x 30 4 x M8 x 7 PE M10 x 30 3 15 _ LOAD |