Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B82793-S0 Fiches technique(PDF) 2 Page - EPCOS

No de pièce B82793-S0
Description  Chokes for Data and Signal Lines
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B82793-S0 Fiches technique(HTML) 2 Page - EPCOS

  B82793-S0 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B82793-S0 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B82793-S0 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B82793-S0 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B82793-S0 Datasheet HTML 5Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
248 04/00
Dimensional drawing
Layout recommendation
SSB1350-5
6,0 max.
max. 0,1 A
7,1 max.
+0,4
0,2
9 _
A
Beschriftung
Marking
B82793-C0
Chokes for Data and Signal Lines
B82793-S0
Double Chokes



Html Pages

1 2 3 4 5