Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ISU6052 Fiches technique(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

No de pièce ISU6052
Description  Ultrafast High Voltage Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISU6052 Fiches technique(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISU6052 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISU6052 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISU6052 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ISU6052
eq STTH30W03CW
Ultrafast High Voltage Diode
www.iscsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VF
Diode Forward Voltage
IF= 15A,TJ=25℃
--
--
1.4
V
IF= 15A,TJ=150℃
--
--
1.10
IF= 30A,TJ=25℃
1.6
IF= 30A,TJ=150℃
1.35
IR
Reverse Current
VR=VRRM, TJ=25℃
--
--
10
uA
VR=VRRM,TJ=150℃
--
--
100
trr
Reverse Recovery Time
IF=1A,VR=30V,
dIF/dt = -100 A/µs
--
20
--
ns
PACKAGE OUTLINE (UNIT: MM)



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com