| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
B63399-B5 Fiches technique(PDF) 2 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B63399-B5 Fiches technique(HTML) 2 Page - EPCOS |
|
2 / 6 page ![]() 217 08/01 Ungapped Material AL value nH µe AL1min nH PV W/set Ordering code -J w/o center hole N30 5000 + 30/– 20 % 2780 B65819-J-R30 T38 10000 +40/– 30 % 5570 B65819-J-Y38 N49 1900 + 30/– 20 % 1070 1070 < 0,22 (50 mT, 500 kHz, 100 °C) B65819-J-R49 N87 2700 + 30/– 20 % 1510 1600 < 0,77 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B65819-J-R87 N971) 2700 + 30/– 20 % 1510 1600 < 0,58 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B65819-J-R97 1) Preliminary data B65819 Core RM 7 |