| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
OCP8191 Fiches technique(PDF) 9 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OCP8191 Fiches technique(HTML) 9 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. |
|
9 / 10 page ![]() Page 9 - 10 Ver. 1.0 Oct. 13, 2015 OCP8191 非隔离准谐振降压 LED 恒流驱动器 封装信息 (1) TO-92 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小 最大 最小 最大 A 4.3 4.7 0.169 0.185 A1 4.3 4.7 0.169 0.185 T 3.3 3.7 0.130 0.146 d 0.33 0.43 0.013 0.017 P 12.4 13.0 0.488 0.512 P0 12.5 12.9 0.492 0.508 P2 6.05 6.65 0.238 0.262 F1,F2 2.2 2.8 0.087 0.110 Δ h -0.1 0.1 --0.004 0.004 W 17.5 19.0 0.689 0.748 W0 5.5 6.5 0.217 0.256 W1 8.5 9.5 0.335 0.374 W2 - 1.0 - 0.039 H 19.0 21.0 0.748 0.827 H0 15.5 16.5 0.610 0.650 L1 2.5 - 0.098 - D0 3.8 4.2 0.150 0.165 t1 0.35 0.45 0.014 0.018 t2 0.15 0.25 0.006 0.010 P1 3.55 4.15 0.140 0.163 Δ P -0.1 0.1 -0.004 0.004 |