| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM29F160D Fiches technique(PDF) 5 Page - SPANSION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29F160D Fiches technique(HTML) 5 Page - SPANSION |
|
5 / 47 page ![]() November 2, 2006 Am29F160D_00_D6 Am29F160D 3 D A TA SH EE T TABLE OF CONTENTS Product Selector Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Connection Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pin Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Logic Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Device Bus Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 1. Am29F160D Device Bus Operations . . . . . 8 Word/Byte Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Requirements for Reading Array Data . . . . . . . . . . . 8 Writing Commands/Command Sequences . . . . . . . 9 Program and Erase Operation Status . . . . . . . . . . . 9 Standby Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Automatic Sleep Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 RESET#: Hardware Reset Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Output Disable Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 2. Am29F160DT Sector Address Table (Top Boot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 3. Am29F160DB Sector Address Table (Bottom Boot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Autoselect Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 4. Am29F160D Autoselect Codes (High Voltage Method) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sector Protection/Unprotection . . . . . . . . . . . . . . . 12 Write Protect (WP#) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Temporary Sector Unprotect . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 1. Temporary Sector Unprotect Operation . 13 In-System Sector Protect/Unprotect Algorithms 14 Common Flash Memory Interface (CFI) . . . . . . . 15 Table 5. CFI Query Identification String . . . . . . . . . 15 Table 6. System Interface String . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 7. Device Geometry Definition . . . . . . . . . . . 16 Table 8. Primary Vendor-Specific Extended Query 17 Hardware Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Reading Array Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Reset Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Autoselect Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . 19 Word/Byte Program Command Sequence. . . . . . . 19 Figure 3. Program Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Chip Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . . . 20 Sector Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . . 20 Erase Suspend/Erase Resume Commands . . . . . 21 Figure 4. Erase Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Command Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 9. Am29F160D Command Definitions . . . . . 22 Write Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 DQ7: Data# Polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 5. Data# Polling Algorithm . . . . . . . . . . . . . . 23 RY/BY#: Ready/Busy# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 DQ6: Toggle Bit I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 DQ2: Toggle Bit II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Reading Toggle Bits DQ6/DQ2. . . . . . . . . . . . . . . . 24 DQ5: Exceeded Timing Limits . . . . . . . . . . . . . . . . 25 DQ3: Sector Erase Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 6. Toggle Bit Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 10. Write Operation Status . . . . . . . . . . . . . . 26 Absolute Maximum Ratings. . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 7. Maximum Negative Overshoot Waveform 27 Figure 8. Maximum Positive Overshoot Waveform. 27 Operating Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TTL/NMOS Compatible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 CMOS Compatible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Test Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 9. Test Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 11. Test Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Key to Switching Waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . 30 AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 10. Read Operations Timings . . . . . . . . . . . 31 Figure 11. RESET# Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 12. BYTE# Timings for Read Operations . . 33 Figure 13. BYTE# Timings for Write Operations. . . 33 Figure 14. Program Operation Timings. . . . . . . . . . 35 Figure 15. Chip/Sector Erase Operation Timings . . 36 Figure 16. Data# Polling Timings (During Embedded Algorithms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 17. Toggle Bit Timings (During Embedded Algo- rithms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 18. DQ2 vs. DQ6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 19. Temporary Sector Unprotect Timing Dia- gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 20. Sector Protect/Unprotect Timing Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Figure 21. Alternate CE# Controlled Write Operation Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Erase and Programming Performance . . . . . . . . 42 Latchup Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 TSOP and SO Pin Capacitance . . . . . . . . . . . . . . 42 Data Retention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Revision Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 |