Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1376502 Fiches technique(PDF) 5 Page - PHOENIX CONTACT

No de pièce 1376502
Description  DD32H 2,2/12-PT-5,08-XX - Feed-through plug
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1376502 Fiches technique(HTML) 5 Page - PHOENIX CONTACT

  1376502 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1376502 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
Power-frequency withstand voltage
2.21 kV
Shocks
Specification
IEC 60068-2-27:2008-02
Pulse shape
Half-sine
Acceleration
30g
Shock duration
11 ms
Test directions
X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.)
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-55 °C ... 105 °C (dependent on the derating curve)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 70 °C
Relative humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Packaging specifications
Type of packaging
packed in cardboard
DD32H 2,2/12-PT-5,08-XX - Feed-through plug
1376502
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1376502
Nov 28, 2023, 12:18 AM
Page 5 (11)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com