| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM29F002BT-70EC Fiches technique(PDF) 5 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29F002BT-70EC Fiches technique(HTML) 5 Page - Advanced Micro Devices |
|
5 / 42 page ![]() November 1, 2006 21527D5 Am29F002B/Am29F002NB 3 D A TA SH EE T TABLE OF CONTENTS Product Selector Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Connection Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pin Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Logic Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Device Bus Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 1. Am29F002B/Am29F002NB Device Bus Operations . . . . . .8 Requirements for Reading Array Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Writing Commands/Command Sequences . . . . . . . . . . . . . . . 8 Program and Erase Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Standby Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 RESET#: Hardware Reset Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Output Disable Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 2. Am29F002B/Am29F002NB Top Boot Block Sector Address Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Table 3. Am29F002B/Am29F002NB Bottom Boot Block Sector Address Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Autoselect Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 4. Am29F002B/Am29F002NB Autoselect Codes (High Voltage Method) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Sector Protection/Unprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Temporary Sector Unprotect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 1. Temporary Sector Unprotect Operation . . . . . . . . . . . . . .11 Hardware Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Low VCC Write Inhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Write Pulse “Glitch” Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Logical Inhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Power-Up Write Inhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Command Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Reading Array Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Reset Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Autoselect Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Byte Program Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 2. Program Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Chip Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sector Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 3. Erase Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Erase Suspend/Erase Resume Commands . . . . . . . . . . . . . 15 Command Definitions ............................................................. 16 Table 5. Am29F002B/Am29F002NB Command Definitions . . . . . .16 Write Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DQ7: Data# Polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 4. Data# Polling Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 DQ6: Toggle Bit I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DQ2: Toggle Bit II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Reading Toggle Bits DQ6/DQ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DQ5: Exceeded Timing Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DQ3: Sector Erase Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 5. Toggle Bit Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 6. Write Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 6. Maximum Negative Overshoot Waveform . . . . . . . . . . . 21 Figure 7. Maximum Positive Overshoot Waveform . . . . . . . . . . . . 21 Operating Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Test Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 8. Test Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 7. Test Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Key to Switching Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . 24 AC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 9. Read Operations Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 10. RESET# Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 11. Program Operation Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 12. Chip/Sector Erase Operation Timings . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 13. Data# Polling Timings (During Embedded Algorithms) . 30 Figure 14. Toggle Bit Timings (During Embedded Algorithms) . . . 30 Figure 15. DQ2 vs. DQ6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 16. Temporary Sector Unprotect Timing Diagram (Am29F002B only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 17. Alternate CE# Controlled Write Operation Timings . . . 33 Erase and Programming Performance . . . . . . . 34 Latchup Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 TSOP Pin Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 PLCC and PDIP Pin Capacitance . . . . . . . . . . . . 35 Data Retention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PD 032—32-Pin Plastic DIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PL 032—32-Pin Plastic Leaded Chip Carrier . . . . . . . . . . . . 37 TS 032—32-Pin Standard Thin Small Package . . . . . . . . . . 38 Revision Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision A (July 1998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision B (January 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision C (November 12, 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision D (November 28, 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision D +1 (November 5, 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision D +2 (August 3, 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision D3 (December 13, 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision D4 (May 17, 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Revision D5 (November 1, 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 |