| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BM8563ESA Fiches technique(PDF) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BM8563ESA Fiches technique(HTML) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. |
|
8 / 18 page ![]() I 2 C 实时时钟/日历 BM8563 www.belling.com.cn - 8 - 控制/状态寄存器 2 位 TF 和 AF:当一个报警发生时,AF 被置为逻辑 1。类似的,在定时器的倒数计数结束时,TF 被置 为逻辑 1。只能通过软件来修改这两位的值。如果在应用中同时需要用到定时器和报警中断,可以通过读 这两个字节来确定中断源。在一个写周期中清除位时,为了防止重写标志位,需要执行一个逻辑与操作。 位 TIE 和 AIE:这两位用来激活中断的产生。当 AIE 和 TIE 被置位时,中断为这两位的逻辑或。 表 4.控制/状态寄存器 2(地址 01H)的位描述 位号 符号 描 述 7,6,5 缺省值为逻辑 0 4 TI/TP TI/TP=0:当 TF 有效时,INT 有效(取决于 TIE 的状态) TI/TP=1:INT,脉冲有效,见表 5(取决于 TIE 的状态) 注意:若 AF 和 AIE 都有效时,则 INT 一直有效 3 AF AF=0:读操作时,报警标志无效;写操作时,报警标志被清除 AF=1:读操作时,报警标志有效;写操作时,报警标志保持不变 2 TF TF=0:读操作时,定时器标志无效;写操作时,定时器标志被清除 TF=1:读操作时,定时器标志有效;写操作时,定时器标志保持不变 1 AIE AIE=0:报警中断被禁止 AIE=1:报警中断被使能 0 TIE TIE=0:定时器中断被禁止 TIE=1:定时器中断被使能 表 5. 操作(位 TI/TP=1) 时钟源(Hz) ~INT 周期 [1] n=1 [2] n >1 4096 1/8192 1/4096 64 1/128 1/64 1 1/64 1/64 1/60 1/64 1/64 [1]、TF 和 同时有效 [2]、n 为倒计数定时器的数值,当 n=0 时,定时器停止工作 |