| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LLM3225-R12H Fiches technique(PDF) 2 Page - TOKO, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LLM3225-R12H Fiches technique(HTML) 2 Page - TOKO, Inc |
|
2 / 2 page ![]() Wire Wound Chip Inductors 巻線チップインダクタ Wire Wound Chip Inductors 巻線チップインダクタ continued from previous page 前頁より続く TYPE LLM3225 (Quantity/reel; 2,000 PCS) 東光品番 インダクタンス(1) Q 測定周波数 直流抵抗(2) 最大許容電流(3) 自己共振周波数 TOKO Part Number Inductance(1) Lo (µH) Tolerance Test Frequency (MHz) Q Min. DC Resistance(2) (Ω) Max. Rated DC Current(3) (mA) Max. Self-resonant Frequency (MHz) Min. SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS 1.8 J, K 35 7.96 0.65 315 95 2.2 J, K 35 7.96 0.70 300 90 2.7 J, K 35 7.96 0.80 280 80 3.3 J, K 35 7.96 0.90 265 70 3.9 J, K 30 7.96 1.0 250 60 4.7 J, K 30 7.96 1.2 240 55 5.6 J, K 30 7.96 1.4 230 50 6.8 J, K 30 7.96 1.6 220 45 8.2 J, K 30 7.96 1.8 210 40 10.0 J, K 30 2.52 1.7 220 27 12.0 J, K 30 2.52 1.9 200 23 15.0 J, K 30 2.52 2.2 180 20 18.0 J, K 30 2.52 2.5 160 18 22.0 J, K 30 2.52 2.8 140 16 27.0 J, K 30 2.52 4.2 120 15 33.0 J, K 30 2.52 4.8 110 14 39.0 J, K 30 2.52 5.4 100 13 47.0 J, K 30 2.52 6.0 95 12 56.0 J, K 30 2.52 7.0 90 11 68.0 J, K 30 2.52 8.0 85 10 82.0 J, K 30 2.52 9.0 80 9 100.0 J, K 20 0.796 9.0 70 9 120.0 J, K 20 0.796 10.0 65 8 150.0 J, K 20 0.796 11.0 60 7 180.0 J, K 20 0.796 12.0 55 6.5 220.0 J, K 20 0.796 20.0 45 6 270.0 J, K 20 0.796 23.0 43 5.5 330.0 J, K 20 0.796 26.0 40 5 390.0 J, K 20 0.796 29.0 35 4.5 470.0 J, K 20 0.796 32.0 31 4 560.0 J, K 20 0.796 50.0 28 3.6 680.0 J, K 20 0.796 55.0 25 3.3 820.0 J, K 20 0.796 60.0 22 3 1000.0 J, K 10 0.252 70.0 19 2.5 LLM3225-1R8h LLM3225-2R2h LLM3225-2R7h LLM3225-3R3h LLM3225-3R9h LLM3225-4R7h LLM3225-5R6h LLM3225-6R8h LLM3225-8R2h LLM3225-100h LLM3225-120h LLM3225-150h LLM3225-180h LLM3225-220h LLM3225-270h LLM3225-330h LLM3225-390h LLM3225-470h LLM3225-560h LLM3225-680h LLM3225-820h LLM3225-101h LLM3225-121h LLM3225-151h LLM3225-181h LLM3225-221h LLM3225-271h LLM3225-331h LLM3225-391h LLM3225-471h LLM3225-561h LLM3225-681h LLM3225-821h LLM3225-102h (1)Inductance is measured with a LCR meter 4194A (∗) , 4291A (∗) or equivalent (2)DC resistance is measured with a Digital Multimeter TR6871 (Advantest) or equivalent. (3)Maximum allowable DC current is that which causes a 10% inductance reduction from the initial value, or coil temperature to rise by 20°C, whichever is smaller. (Reference ambient temperature 20°C) ∗: Agilent Technologies (1)インダクタンスはLCRメータ4194A (∗)、4291A (∗)又は同等品により測 定する。 (2)直流抵抗はデジタルマルチメータTR6871 (Advantest)または同等品によ り測定する。 (3)最大許容電流は、直流重畳電流を流した時インダクタンスの値が初期値 より10%減少する直流電流値、または直流電流により、コイルの温度が 20℃上昇の何れか小さい値です。(周囲温度20℃を基準とする) ∗: Agilent Technologies Add the tolerance of inductance to within the h of the part Number as follows: J=±5%, K=±10% h はインダクタンスの許容差をあらわして居りますので、ご指定下さい。 J=±5%, K=±10% |