Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SC-0 Fiches technique(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Fiches technique(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 50 page
background image
A3-9
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品
A
■標準形電磁開閉器(ケ−スカバ−付)
シリーズ
シリーズ
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3) 抵抗負荷(AC-1) ❸
200-240V
閉鎖熱電流
(定格通電電流)
〔A〕 ❸
希望小売価格
〔円〕
納期
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
150
03形
0形
05形
4-0形
4-1形
5-1形
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4形
N5形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
380-440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
150
200
300
200-240V
11
13
13
18
18
18
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
300
400
600
380-440V
7
9
9
13
17
17
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
300
400
600
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
SW-03C
SW-0C
SW-05C
SW-4-0C
SW-4-1C
SW-5-1C
SW-N1C
SW-N2C
SW-N2SC
SW-N3C
SW-N4C
SW-N5C
SW-N6C
SW-N7C
SW-N8C
SW-N10C
SW-N11C
SW-N12C
SW-N14C
SC11CAN-□10△◇
SC11CAN-□01△◇
SC13CAN-□10△◇
SC13CAN-□01△◇
SC14CAN-□20△◇
SC14CAN-□11△◇
SC14CAN-□02△◇
SC18CAN-□10△◇
SC18CAN-□01△◇
SC19CAN-□10△◇
SC19CAN-□01△◇
SC20CAN-□20△◇
SC20CAN-□11△◇
SC20CAN-□02△◇
SC25BCAN-□22△◇
SC35BCAN-□22△◇
SC50BCAN-□22△◇
SC65BCAN-□22△◇
SC80BCAN-□22△◇
SC93BCAN-□22△◇
SC1CBCAN-□22△◇
SC1FBCAN-□22△◇
SC1JBCAN-□22△◇
SC2CBCAN-□22△◇
SC3ABCAN-□22△◇
SC4ABCAN-□22△◇
SC6ABCAN-□22△◇
6,170
6,570
8,290
9,560
9,980
10,400
16,120
18,480
26,870
32,940
37,600
55,840
76,170
94,160
97,660
125,200
214,500
226,400
474,300
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
200-240V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
380-440V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
(注1) 定格は,JIS C 8201-4-1およびJEM 1038規格に準拠した定格を示します。
 N1形以上は,補助接点構成4a4bまで製作いたします。ただし,SW-5-1C形は補助接点が2接点(2a,1a1b,2b)のみ製作いたします。
 商品コード欄の□にはコイル電圧指定コード,△には主回路電圧指定コード,◇にはモータ容量指定コードが入ります。
 上記価格は,コイルAC200Vの価格です。
 電磁接触器のケースカバー付きも製作いたします。AC-1定格と閉鎖熱電流は電磁接触器にのみ適用できます。
●
定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
新
S
C
シリーズ
N
E
O
S
C
補助接点
構成
❶
形式
 
商品コード
❷



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50