Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M50FW040 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

No de pièce M50FW040
Description  4-Mbit (512 Kb x8, uniform block) 3-V supply firmware hub Flash memory
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M50FW040 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button M50FW040 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M50FW040 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 53 page
background image
List of figures
M50FW040
6/53
List of figures
Figure 1.
Logic diagram (FWH interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 2.
Logic diagram (A/A Mux Interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 3.
PLCC connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 4.
TSOP32 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 5.
TSOP40 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 6.
FWH Bus Read waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 7.
FWH Bus Write waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 8.
FWH interface AC testing input output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 9.
A/A Mux interface AC testing input output waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 10.
FWH interface clock waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 11.
FWH interface AC signal timing waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 12.
Reset AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 13.
A/A Mux interface Read AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 14.
A/A Mux interface Write AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 15.
PLCC32 – 32 pin Rectangular Plastic Leaded Chip Carrier, package outline . . . . . . . . . . 44
Figure 16.
TSOP32 – 32 lead Plastic Thin Small Outline, 8x14 mm, package outline . . . . . . . . . . . . 45
Figure 17.
TSOP40 – 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10x20 mm, package outline . . . . . . . . . . . 46
Figure 18.
Program flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 19.
Program Suspend & Resume flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Figure 20.
Erase flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Figure 21.
Erase Suspend & Resume flowchart and pseudo code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53