| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA323W Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA323W Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 71 page ![]() STA323W Contents 5/71 8.6.14 Coefficient b0 data register bits 23...16 (address 0x23) . . . . . . . . . . . . 63 8.6.15 Coefficient b0 data register bits 15...8 (address 0x24) . . . . . . . . . . . . . 63 8.6.16 Coefficient b0 data register bits 7...0 (address 0x25) . . . . . . . . . . . . . . 63 8.6.17 Coefficient write control register (address 0x26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.7 Reading a coefficient from RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.8 Reading a set of coefficients from RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.9 Writing a single coefficient to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8.10 Writing a set of coefficients to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8.11 Variable max power correction (address 0x27-0x28) . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8.12 Fault detect recovery (address 0x2B - 0x2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8.13 Status indicator register (address 0x2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8.13.1 Thermal warning indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8.13.2 Fault detect indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8.13.3 PLL unlock indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 9 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 |