| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STTH3002CW Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH3002CW Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() Package information STTH3002C 8/11 Table 7. I2PAK Dimensions REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.035 b1 1.14 1.70 0.044 0.067 c 0.49 0.70 0.019 0.028 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.195 0.203 E 10 10.40 0.394 0.409 L 13 14 0.512 0.551 L1 3.50 3.93 0.138 0.155 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 Table 8. TOP3I dimensions REF DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 1.45 1.55 0.057 0.061 C 14.35 15.60 0.565 0.614 D 0.5 0.7 0.020 0.028 E 2.7 2.9 0.106 0.114 F 15.8 16.5 0.622 0.650 G 20.4 21.1 0.815 0.831 H 15.1 15.5 0.594 0.610 J 5.4 5.65 0.213 0.222 K 3.4 3.65 0.134 0.144 ØL 4.08 4.17 0.161 0.164 P 1.20 1.40 0.047 0.055 R 4.60 Typ. 0.181 Typ. C b2 c2 F Ø I L A a1 a2 B e b1 I4 l3 l2 c1 M R H K G F E D B A C JJ P ØL |