| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KDZ2.4B Fiches technique(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KDZ2.4B Fiches technique(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated |
|
1 / 5 page ![]() KDZ4.7B Diodes Rev.A 1/4 Zener diode KDZ4.7B Applications Dimensions (Unit : mm) Land size figure (Unit : mm) Voltage regulation Features 1) Small power mold type. (PMDU) 2) High ESD tolerance Construction Silicon epitaxial planar Structure Taping dimensions (Unit : mm) Absolute maximum ratings (Ta=25 °C) PMDU 1.2 4.0±0.1 2.0±0.05 φ1.55±0.05 1.81±0.1 4.0±0.1 φ1.0±0.1 0.25±0.05 1.5MAX Symbol Unit PmW Tj ℃ Tstg ℃ Limits 150 -55 to +150 1000 Parameter Junction temperature Storage temperature Power dissipation ROHM : PMDU JEDEC :SOD-123 Manufacture Date 0.9±0.1 1.6±0.1 0.8±0.1 0.1±0.1 0.05 EX. KDZ10B |
Numéro de pièce similaire - KDZ2.4B |
|
Description similaire - KDZ2.4B |