| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M24C64-FMB6/P Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24C64-FMB6/P Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 34 page ![]() List of tables M24128, M24C64, M24C32 4/34 List of tables Table 1. Product list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 3. Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 4. Address most significant byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 5. Address least significant byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 6. Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 7. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 8. Operating conditions (M24128-BW, M24C64-W, M24C32-W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 9. Operating conditions (M24128-BR, M24C64-R, M24C32-R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 10. Operating conditions (M24C64-F, M24C32-F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 11. AC test measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 12. Input parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 13. DC characteristics (VCC = 2.5V to 5.5V, device grade 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 14. DC characteristics (VCC = 2.5V to 5.5V, device grade 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 15. DC characteristics (VCC = 1.8V to 5.5V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 16. DC characteristics (VCC = 1.7V to 5.5V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 17. AC characteristics (VCC = 2.5V to 5.5V, device grades 6 and 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 18. AC characteristics (VCC = 1.8V to 5.5V or VCC = 1.7V to 5.5V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 19. PDIP8 – 8 pin Plastic DIP, 0.25mm lead frame, package mechanical data . . . . . . . . . . . . 27 Table 20. SO8 narrow – 8 lead Plastic Small Outline, 150 mils body width, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 21. TSSOP8 – 8 lead Thin Shrink Small Outline, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 22. UFDFPN8 (MLP8) – 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead 2 × 3mm, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 23. Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 24. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 |