| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IR3084MPBF Fiches technique(PDF) 13 Page - International Rectifier |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IR3084MPBF Fiches technique(HTML) 13 Page - International Rectifier |
|
13 / 45 page ![]() IR3084 Page 13 of 45 07/20/2005 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID5 VID6 Voltage VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID5 VID6 Voltage 0 1 0 1 0 1 1 1.60000 1 1 0 1 0 1 1 1.20000 0 1 0 1 0 1 0 1.59375 1 1 0 1 0 1 0 1.19375 0 1 0 1 1 0 1 1.58750 1 1 0 1 1 0 1 1.18750 0 1 0 1 1 0 0 1.58125 1 1 0 1 1 0 0 1.18125 0 1 0 1 1 1 1 1.57500 1 1 0 1 1 1 1 1.17500 0 1 0 1 1 1 0 1.56875 1 1 0 1 1 1 0 1.16875 0 1 1 0 0 0 1 1.56250 1 1 1 0 0 0 1 1.16250 0 1 1 0 0 0 0 1.55625 1 1 1 0 0 0 0 1.15625 0 1 1 0 0 1 1 1.55000 1 1 1 0 0 1 1 1.15000 0 1 1 0 0 1 0 1.54375 1 1 1 0 0 1 0 1.14375 0 1 1 0 1 0 1 1.53750 1 1 1 0 1 0 1 1.13750 0 1 1 0 1 0 0 1.53125 1 1 1 0 1 0 0 1.13125 0 1 1 0 1 1 1 1.52500 1 1 1 0 1 1 1 1.12500 0 1 1 0 1 1 0 1.51875 1 1 1 0 1 1 0 1.11875 0 1 1 1 0 0 1 1.51250 1 1 1 1 0 0 1 1.11250 0 1 1 1 0 0 0 1.50625 1 1 1 1 0 0 0 1.10625 0 1 1 1 0 1 1 1.50000 1 1 1 1 0 1 1 1.10000 0 1 1 1 0 1 0 1.49375 1 1 1 1 0 1 0 1.09375 0 1 1 1 1 0 1 1.48750 1 1 1 1 1 0 1 FAULT 0 1 1 1 1 0 0 1.48125 1 1 1 1 1 0 0 FAULT 0 1 1 1 1 1 1 1.47500 1 1 1 1 1 1 1 FAULT 0 1 1 1 1 1 0 1.46875 1 1 1 1 1 1 0 FAULT 1 0 0 0 0 0 1 1.46250 0 0 0 0 0 0 1 1.08750 1 0 0 0 0 0 0 1.45625 0 0 0 0 0 0 0 1.08125 1 0 0 0 0 1 1 1.45000 0 0 0 0 0 1 1 1.07500 1 0 0 0 0 1 0 1.44375 0 0 0 0 0 1 0 1.06875 1 0 0 0 1 0 1 1.43750 0 0 0 0 1 0 1 1.06250 1 0 0 0 1 0 0 1.43125 0 0 0 0 1 0 0 1.05625 1 0 0 0 1 1 1 1.42500 0 0 0 0 1 1 1 1.05000 1 0 0 0 1 1 0 1.41875 0 0 0 0 1 1 0 1.04375 1 0 0 1 0 0 1 1.41250 0 0 0 1 0 0 1 1.03750 1 0 0 1 0 0 0 1.40625 0 0 0 1 0 0 0 1.03125 1 0 0 1 0 1 1 1.40000 0 0 0 1 0 1 1 1.02500 1 0 0 1 0 1 0 1.39375 0 0 0 1 0 1 0 1.01875 1 0 0 1 1 0 1 1.38750 0 0 0 1 1 0 1 1.01250 1 0 0 1 1 0 0 1.38125 0 0 0 1 1 0 0 1.00625 1 0 0 1 1 1 1 1.37500 0 0 0 1 1 1 1 1.00000 1 0 0 1 1 1 0 1.36875 0 0 0 1 1 1 0 0.99375 1 0 1 0 0 0 1 1.36250 0 0 1 0 0 0 1 0.98750 1 0 1 0 0 0 0 1.35625 0 0 1 0 0 0 0 0.98125 1 0 1 0 0 1 1 1.35000 0 0 1 0 0 1 1 0.97500 1 0 1 0 0 1 0 1.34375 0 0 1 0 0 1 0 0.96875 1 0 1 0 1 0 1 1.33750 0 0 1 0 1 0 1 0.96250 1 0 1 0 1 0 0 1.33125 0 0 1 0 1 0 0 0.95625 1 0 1 0 1 1 1 1.32500 0 0 1 0 1 1 1 0.95000 1 0 1 0 1 1 0 1.31875 0 0 1 0 1 1 0 0.94375 1 0 1 1 0 0 1 1.31250 0 0 1 1 0 0 1 0.93750 1 0 1 1 0 0 0 1.30625 0 0 1 1 0 0 0 0.93125 1 0 1 1 0 1 1 1.30000 0 0 1 1 0 1 1 0.92500 1 0 1 1 0 1 0 1.29375 0 0 1 1 0 1 0 0.91875 1 0 1 1 1 0 1 1.28750 0 0 1 1 1 0 1 0.91250 1 0 1 1 1 0 0 1.28125 0 0 1 1 1 0 0 0.90625 1 0 1 1 1 1 1 1.27500 0 0 1 1 1 1 1 0.90000 1 0 1 1 1 1 0 1.26875 0 0 1 1 1 1 0 0.89375 1 1 0 0 0 0 1 1.26250 0 1 0 0 0 0 1 0.88750 1 1 0 0 0 0 0 1.25625 0 1 0 0 0 0 0 0.88125 1 1 0 0 0 1 1 1.25000 0 1 0 0 0 1 1 0.87500 1 1 0 0 0 1 0 1.24375 0 1 0 0 0 1 0 0.86875 1 1 0 0 1 0 1 1.23750 0 1 0 0 1 0 1 0.86250 1 1 0 0 1 0 0 1.23125 0 1 0 0 1 0 0 0.85625 1 1 0 0 1 1 1 1.22500 0 1 0 0 1 1 1 0.85000 1 1 0 0 1 1 0 1.21875 0 1 0 0 1 1 0 0.84375 1 1 0 1 0 0 1 1.21250 0 1 0 1 0 0 1 0.83750 1 1 0 1 0 0 0 1.20625 0 1 0 1 0 0 0 0.83125 Table 1 – VR10 VID Table with 6.25mV extension |