| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SC1176CSW.TR Fiches technique(PDF) 19 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1176CSW.TR Fiches technique(HTML) 19 Page - Semtech Corporation |
|
19 / 23 page ![]() 19 2006 Semtech Corp. www.semtech.com POWER MANAGEMENT SC1176/SC1176A m e t Iy t i t n a u Qe c n e r e f e Rt r a P 13 3 C , 2 C , 1 CV 0 5 , F u 1 23 1 1 C , 6 C , 4 CV 0 5 , F u 2 2 . 31 5 CV 0 5 , F n 1 44 0 1 C , 9 C , 8 C , 7 CV 0 5 , F n 0 1 59 0 2 C , 9 1 C , 8 1 C , 7 1 C , 6 1 C , 5 1 C , 4 1 C , 3 1 C , 2 1 CV 6 , F u 0 5 1 63 3 2 C , 2 2 C , 1 2 CV 6 1 , F u 0 0 1 72 2 D , 1 D8 4 1 4 L D 81 1 LA 8 , H u 5 . 7 91 2 LA 8 , H u 7 . 4 0 12 3 M , 1 M0 3 0 7 B D F r o 9 0 8 7 F R I 1 12 4 M , 2 M0 3 0 7 B D F r o 1 1 8 7 F R I 2 17 7 R , 6 R , 5 R , 4 R , 3 R , 2 R , 1 R2 . 2 3 13 3 1 R , 9 R , 8 R0 0 1 4 11 0 1 R6 0 0 . 5 11 1 1 R0 2 2 6 11 2 1 R3 0 0 . 7 12 5 1 R , 4 1 R4 2 1 8 11 1 U6 7 1 1 C S Evaluation Board Bill of Materials - 2 Independent Channels |