| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ICS950219 Fiches technique(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS950219 Fiches technique(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp |
|
8 / 19 page ![]() 8 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS950219 Preliminary Product Preview 0640D—12/30/03 Byte 7: Revision ID and Device ID Register Byte 8: Byte Count Read Back Register Byte 5: Programming Edge Rate (1 = enable, 0 = disable) Byte 6: Vendor ID Register (1 = enable, 0 = disable) t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B7 e t y B0 w o h d n a t n u o c e t y b e r u g i f n o c ll i w r e t s i g e r s i h t o t g n i t i r W : e t o N s i t l u a f e d , k c a b d a e r e b ll i w s e t y b y n a mF 0 H . s e t y b 5 1 = 6 t i B6 e t y B0 5 t i B5 e t y B0 4 t i B4 e t y B0 3 t i B3 e t y B1 2 t i B2 e t y B1 1 t i B1 e t y B1 0 t i B0 e t y B1 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B7 D I e c i v e D0 e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b e b ll i w s e u l a v D I e c i v e D . e s a c s i h t n i " H 8 2 " 6 t i B6 D I e c i v e D0 5 t i B5 D I e c i v e D1 4 t i B4 D I e c i v e D0 3 t i B3 D I e c i v e D1 2 t i B2 D I e c i v e D0 1 t i B1 D I e c i v e D0 0 t i B0 D I e c i v e D0 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B3 t i B D I n o i s i v e RX n o i s i v e r s ' e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b e b ll i w s e u l a v D I n o i s i v e R 6 t i B2 t i B D I n o i s i v e RX 5 t i B1 t i B D I n o i s i v e RX 4 t i B0 t i B D I n o i s i v e RX 3 t i B3 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 2 t i B2 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 1 t i B1 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 0 t i B0 t i B D I r o d n e V1 ) d e v r e s e R ( t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 6 t i BX 1 ) d e v r e s e R ( 5 t i BX 1 ) d e v r e s e R ( 4 t i BX 1 ) d e v r e s e R ( 3 t i BX 1 ) d e v r e s e R ( 2 t i BX 1 ) d e v r e s e R ( 1 t i BX 1 1 t i b l o r t n o c I C P / 6 6 V 3 . c n y s A 0 t i BX 0 0 t i b l o r t n o c I C P / 6 6 V 3 . c n y s A 1 t i b 5 B0 1 0 = 0 t i b 5 B) U P C h t i w c n y s A ( z H M 0 0 . 3 3 / z H M 1 0 . 6 6 ) U P C h t i w c n y S ( z H M 3 3 . 3 3 / z H M 6 6 . 6 6 1 = 0 t i b 5 B) U P C h t i w c n y s A ( z H M 2 7 . 7 3 / z H M 4 4 . 5 7 ) U P C h t i w c n y s A ( z H M 1 0 . 4 4 / z H M 1 0 . 8 8 Asynchronous 3V66/PCI Frequency Selection Table |