Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32L151R6U6ADTR Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32L151R6U6ADTR
Description  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151R6U6ADTR Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 130 page
background image
List of figures
STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A
8/130
DocID024330 Rev 5
package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Figure 46.
TFBGA64, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch, thin fine-pitch ball grid array
package recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Figure 47.
TFBGA64 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch, package top view example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Figure 48.
Thermal resistance suffix 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Figure 49.
Thermal resistance suffix 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com