Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PCDP1065GC Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

No de pièce PCDP1065GC
Description  Silicon Carbide Schottky Barrier Diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

PCDP1065GC Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  PCDP1065GC Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PCDP1065GC
April 11,2023
PCDP1065GC-REV.00
Page 2
Electrical Characteristics (Tc = 25
o
C unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Forward Voltage Drop
VF
IF = 10 A, TJ = 25 oC
-
1.5
1.8
V
IF = 10 A, TJ = 175 oC
-
1.85
-
Reverse Leakage Current
IR
VR = 650 V, TJ = 25 oC
-
0.6
100
μA
VR = 650 V, TJ = 175 oC
-
2
-
μA
Total Capacitive Charge
QC
VR = 400V
-
22
-
nC
Total Capacitance
C
VR = 1V, f = 1MHz
-
271
-
pF
VR = 200V, f = 1MHz
-
44
-
pF
VR = 400V, f = 1MHz
-
38
-
pF
Capacitance Stored Energy
EC
VR = 400V
-
3.7
-
μJ
Thermal Resistance
RθJC
-
1.38
-
oC/W



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com