| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
88C25L-AF5-R Fiches technique(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
88C25L-AF5-R Fiches technique(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
4 / 16 page ![]() 88CXX CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 4 www.unisonic.com.tw QW-R502-040,A ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Cont.) PARAMETER SYMBOL TEST CIRCUIT TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Temperature Characteristic of -VDET ∆-VDET ∆Ta 1 -VDET =1.1V -VDET =1.2V -VDET =1.3V -VDET =1.4V -VDET =1.5V -VDET =1.6V -VDET =1.7V -VDET =1.8V -VDET =1.9V -VDET =2.0V -VDET =2.1V -VDET =2.2V -VDET =2.3V -VDET =2.4V -VDET =2.5V -VDET =2.6V -VDET =2.7V -VDET =2.8V -VDET =2.9V -VDET =3.0V -VDET =3.1V -VDET =3.2V -VDET=3.3V -VDET =3.4V -VDET =3.5V -VDET =3.6V -VDET =3.7V -VDET =3.8V -VDET =3.9V -VDET=4.0V -VDET=4.1V -VDET=4.2V -VDET=4.3V -VDET=4.4V -VDET=4.5V -VDET=4.6V -VDET=4.7V -VDET=4.8V -VDET=4.9V -VDET=5.0V -VDET=5.1V -VDET=5.2V -VDET=5.3V -VDET=5.4V -VDET=5.5V -VDET=5.6V -VDET=5.7V -VDET=5.8V -VDET=5.9V -VDET=6.0V ±0.19 ±0.20 ±0.22 ±0.24 ±0.18 ±0.19 ±0.20 ±0.21 ±0.22 ±0.24 ±0.25 ±0.26 ±0.27 ±0.28 ±0.29 ±0.31 ±0.32 ±0.33 ±0.34 ±0.35 ±0.36 ±0.38 ±0.39 ±0.40 ±0.41 ±0.42 ±0.44 ±0.45 ±0.46 ±0.47 ±0.48 ±0.49 ±0.51 ±0.52 ±0.53 ±0.54 ±0.55 ±0.56 ±0.58 ±0.59 ±0.60 ±0.61 ±0.62 ±0.64 ±0.65 ±0.66 ±0.67 ±0.68 ±0.69 ±0.71 ±0.57 ±0.60 ±0.66 ±0.72 ±0.54 ±0.57 ±0.60 ±0.63 ±0.66 ±0.72 ±0.75 ±0.78 ±0.81 ±0.84 ±0.87 ±0.93 ±0.96 ±0.99 ±1.02 ±1.05 ±1.08 ±1.14 ±1.17 ±1.20 ±1.23 ±1.26 ±1.32 ±1.35 ±1.38 ±1.41 ±1.44 ±1.47 ±1.53 ±1.56 ±1.59 ±1.62 ±1.65 ±1.68 ±1.74 ±1.77 ±1.80 ±1.83 ±1.86 ±1.92 ±1.95 ±1.98 ±2.01 ±2.04 ±2.07 ±2.13 mV/℃ |