| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
88C52-AF5-R Fiches technique(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
88C52-AF5-R Fiches technique(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies |
|
6 / 16 page ![]() 88CXX CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 6 www.unisonic.com.tw QW-R502-040,A TEST CIRCUITS 88CXX Series VDD Vss CD VDD (1) OUT VDD 88CXX Series VDD Vss CD OUT 88CXX Series VDD Vss CD VDD (4) OUT (2) 88CXX Series VDD Vss CD VDD (3) OUT VDS ISS IOUT VDD+VDS IOUT (a):VIH=6V, VIL=0.80V (b):VIH=10V, VIL=0.95V VIH VIL Vss Input Voltage Output Voltage 1µ td VDD ×90% 88CXX Series VDD Vss CD P.G. (5) OUT Oscilloscope |