Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LBE63C Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LBE63C
Description  Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBE63C Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBE63C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBE63C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2003-06-02
2
LB E63C, LV E63C, LT E63C
Anm.: -35 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe, die aus
nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.
Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativem Partial Flux methode erolgt, wurden
Vergleichsmessungen an Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux" Testkopf und dem "Standard LED"
Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt. Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine
eins zu eins Korrelation dar. Ziel dieses Vergleichs ist ein besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux]
in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das Verhältnis von typischen Werten die mit dem "Partilal
Flux" gemessen werden zu denen, die mit dem standard Messkopf gemessenen ist [lux] x 0.61 =[cd].
Note:
-35 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual
groups. Individual half groups are not available.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.
As the grouping of LED in lux is not common in the LED market some measurement to compare the
results tested with “Partial Flux” Testhead compared to “standard LED” Testhead (in compliance with
CIE-127-B) were made. The comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux]
in relation to the values stated in luminous intensity [cd]. It should not be taken as one to one correlation.
Comparison of typical values measured with “Partial Flux” and normal LED Testhead are
[lux] x 0.61 =[cd].
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Farbe der
Lichtaustritts-
fläche
Color of the
Light Emitting
Area
Partieller
Lichtfluss
Partial Flux
I
F = 30 mA
E
V [lux]
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 30 mA
Φ
V [mlm]
Bestellnummer
Ordering Code
LB E63C-S2U1-35
blue
colorless clear
224 ... 560
230 (typ.) Q65110A0079
LV E63C-V2AB-35
LV E63C-ABCA-35
verde
colorless clear
900 ...1800
1400 ...3550
785 (typ.)
1450 (typ.)
Q65110A0256
Q65110A0257
LT E63C-V2AB-35
LT E63C-ABCA-35
true green
colorless clear
900 ...1800
1400 ...3550
785 (typ.)
1450 (typ.)
Q65110A0105
Q65110A0106



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16