Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

131J34019X Fiches technique(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

No de pièce 131J34019X
Description  Coaxial Plug Contact 75 Ohm solder termination straight with 3 pins
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Site Internet  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

131J34019X Fiches technique(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  131J34019X Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
scale
/Maßstab:
16.07.2000
16.07.2000
A. Mickenbecker
Name
E. Mickenbecker
R
dim. in mm
13K1A041A
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS complient/konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A4
Coaxial Plug Contact 75 Ohm
solder termination straight with 3 pins
Koaxial Stift Kontakt 75 Ohm
Lötanschluss gerade mit 3 Pins
4 : 1
Index:
b Ä6923 19.10.2017 J.L.
Status:
InBearbeitung
1 / 1
scale
/Maßstab:
Plating pos. 1/
Veredelung Pos. 1:
Part no. /
Art.-Nr.:
131A34019X
Gold flash over nickel/
Gold über Nickel
131J34019X
Plating pos. 2/
Veredelung Pos. 2:
Plating pos. 3/
Veredelung Pos. 3:
Plating pos. 4/
Veredelung Pos. 4:
min. 30 µin hard gold over
min. 50 µin nickel
min. 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
min. 50 µin hard gold over
min. 50 µin nickel
min. 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel/
Gold über Nickel
Nickel plated/
vernickelt
Nickel plated/
vernickelt
Gold flash over nickel/
Gold über Nickel
Gold flash over nickel/
Gold über Nickel
b
Technical specification:
Technische Daten:
Frequency Range/
Frequenzbereich:
0 - 2 GHz
75
Ω
Impedance/
Impedanz:
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy
Insulator/
Isolator:
PTFE / POM
1
4
2
PCB hole drillings
( PCB top side )/
Leiterplattenbohrbild
( Leiterplatten Oberseite )
2,54 `0,1
5,08 `0,1
1 - 0
0,1
+
n
(3x)
0,8 - 0,05
0
+
n
0,88 `0,02
n
3,85 `0,02
n
5,7 - 0,1
0
+
5,08 `0,05
3


Numéro de pièce similaire - 131J34019X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
131J34019X CONEC-131J34019X Datasheet
216Kb / 1P
Coaxial Plug Contact 75 Ohm solder termination straight with 3 pins
16.07.2000
More results

Description similaire - 131J34019X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
131J30019X CONEC-131J30019X Datasheet
54Kb / 1P
COAXIAL CONTACT PLUG 75 OHM
131A25519X CONEC-131A25519X Datasheet
479Kb / 1P
COAXIAL CONTACT PLUG 50 Ohm Solder termination 90° with 5 pins for D-SUB COMBINATION
15.06.15
131A34019X CONEC-131A34019X Datasheet
216Kb / 1P
Coaxial Plug Contact 75 Ohm solder termination straight with 3 pins
16.07.2000
131A35519X CONEC-131A35519X Datasheet
119Kb / 1P
COAXIAL CONTACT PLUG 75 Ohm Solder termination 90° with 5 pins for D-SUB COMBINATION
03.03.09
131J25519X CONEC-131J25519X Datasheet
479Kb / 1P
COAXIAL CONTACT PLUG 50 Ohm Solder termination 90° with 5 pins for D-SUB COMBINATION
15.06.15
131J35519X CONEC-131J35519X Datasheet
119Kb / 1P
COAXIAL CONTACT PLUG 75 Ohm Solder termination 90° with 5 pins for D-SUB COMBINATION
03.03.09
132A34019X CONEC-132A34019X Datasheet
230Kb / 1P
Coaxial socket contact 75 Ohm solder termination straight (86) with 3 pins Koaxial Buchsen Kontakt 75 Ohm Lötanschluss gerade (86) mit 3 Pins
02.02.2018
132A35519X CONEC-132A35519X Datasheet
181Kb / 1P
Coaxial Socket Contact 75 Ohm solder termination 90° with 5 pins Koaxial Buchsen Kontakt 75 Ohm Lötanschluss 90° mit 5 Pins
03.04.2018
132J34019X CONEC-132J34019X Datasheet
230Kb / 1P
Coaxial socket contact 75 Ohm solder termination straight (86) with 3 pins Koaxial Buchsen Kontakt 75 Ohm Lötanschluss gerade (86) mit 3 Pins
02.02.2018
132J35519X CONEC-132J35519X Datasheet
181Kb / 1P
Coaxial Socket Contact 75 Ohm solder termination 90° with 5 pins Koaxial Buchsen Kontakt 75 Ohm Lötanschluss 90° mit 5 Pins
03.04.2018
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com