| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TDA7495SA Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7495SA Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 13 page ![]() TDA7496SA 12/13 OUTLINE AND MECHANICAL DATA 0044538 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 3.2 0.126 B 1.05 0.041 C 0.15 0.006 D 1.55 0.061 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.67 0.73 0.026 0.029 G 1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 12 0.480 H2 18.6 0.732 H3 19.85 0.781 L 17.95 0.707 L1 14.45 0.569 L2 10.7 11 11.2 0.421 0.433 0.441 L3 5.5 0.217 M 2.54 0.100 M1 2.54 0.100 Clipwatt15 Weight: 1.92gr |