| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32U595AI Fiches technique(PDF) 130 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI Fiches technique(HTML) 130 Page - STMicroelectronics |
|
130 / 377 page ![]() - 57 M12 79 U3 W1 K11 P5 P14 - 57 M12 79 K11 PD10 I/O FT_ha - LPTIM2_CH2, I2C5_SMBA, USART3_CK, LCD_R5, TSC_G6_IO1, FMC_D15, SAI2_SCK_A, LPTIM3_ETR, EVENTOUT - - 58 J11 80 P4 R3 M13 M11 L12 - 58 J11 80 M13 PD11 I/O FT_ha - I2C4_SMBA, USART3_CTS, LCD_R6, TSC_G6_IO2, FMC_CLE/FMC_A16, SAI2_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC4_IN15 - 59 J12 81 R3 T2 K10 L10 M13 - 59 J12 81 K10 PD12 I/O FT_fha - TIM4_CH1, I2C4_SCL, USART3_RTS_DE, LCD_R7, TSC_G6_IO3, FMC_ALE/FMC_A17, SAI2_FS_A, LPTIM2_IN1, EVENTOUT ADC4_IN16 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |