| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32U595AI Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 377 page ![]() DS13633 Rev 1 5/377 STM32U59xxx Contents 8 3.34 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.35 Operational amplifiers (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.36 Multi-function digital filter (MDF) and audio digital filter (ADF) . . . . . . . . . 70 3.36.1 Multi-function digital filter (MDF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3.36.2 Audio digital filter (ADF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.37 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.38 Parallel synchronous slave interface (PSSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.39 LCD-TFT display controller (LTDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.40 DSI Host controller (DSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.41 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.42 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.43 HASH hardware accelerator (HASH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.44 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.44.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.44.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16,TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.44.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.44.4 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4) . . . . . . . . . . . . 80 3.44.5 Infrared interface (IRTIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.44.6 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.44.7 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.44.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.45 Real-time clock (RTC), tamper and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.45.1 Real-time clock (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.45.2 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3.46 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.47 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) and low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . 85 3.47.1 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3.47.2 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . 87 3.48 Serial peripheral interfaces (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3.49 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.50 Secure digital input/output and MultiMediaCards interface (SDMMC) . . . 90 3.51 Controller area network (FDCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 3.52 USB on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 |