Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32U545CE Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32U545CE
Description  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, 512 KB flash memory, 274 KB SRAM, crypto
PDF  283 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U545CE Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U545CE Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32U545CE Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 283 page
background image
List of tables
STM32U545xx
8/283
DS14216 Rev 1
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32U545xx features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.
Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 0 . . . . . . . . . . 23
Table 4.
Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 1 . . . . . . . . . . 24
Table 5.
Example of memory map security attribution versus SAU configuration regions . . . . . . . . 27
Table 6.
Boot modes when TrustZone is disabled (TZEN = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 7.
Boot modes when TrustZone is enabled (TZEN = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 8.
Boot space versus RDP protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 9.
STM32U545xx mode overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 10.
Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 11.
GPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 12.
GPDMA1 autonomous mode and wake-up in low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 13.
LPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 14.
LPDMA1 autonomous mode and wake-up in low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 15.
ADC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 16.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 17.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 18.
MDF features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 19.
AES/SAES features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 20.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 21.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Table 22.
USART, UART and LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Table 23.
SPI features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Table 24.
SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 25.
SDMMC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Table 26.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 27.
STM32U545xx pin/ball definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 28.
Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Table 29.
Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 30.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Table 31.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Table 32.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Table 33.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Table 34.
Operating conditions at power-up/power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Table 35.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Table 36.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Table 37.
Current consumption in Run mode on LDO, code with data processing
running from flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Table 38.
Current consumption in Run mode on SMPS, code with data processing
running from flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Table 39.
Current consumption in Run mode on SMPS, code with data processing
running from flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON, VDD = 3.0 V . . . . . . . . . 144
Table 40.
Typical current consumption in Run mode on LDO, with different codes
running from flash memory in low-power mode, ICACHE ON (1-way), prefetch ON . . . . 145
Table 41.
Typical current consumption in Run mode on LDO, with different codes
running from flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Table 42.
Typical current consumption in Run mode on SMPS, with different codes
running from flash memory in low-power mode, ICACHE ON (1-way), prefetch ON . . . . 147



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More