Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ER05-R12F Fiches technique(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce ER05-R12F
Description  Miniature Circular Connectors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ER05-R12F Fiches technique(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ER05-R12F Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ER05-R12F Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ER05-R12F Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ER05-R12F Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ER05-R12F Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ER05-R12F Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ER05-R12F Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ER05-R12F Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
①
シリーズ名
Series name
E R 0 3 、 E R 0 5
②
コネクタ形状
Connector type
P or PB : プラグ
Plug
R : BH形レセプタクル
Bulkhead-Receptacle
RB : SF形レセプタクル
Scare Flange-Receptacle
J or JB : ジャック
Jack
③
極
数 Number of positions
2
3
5
6
8
12 極 pos.
④
コンタクト形状
Contact type
F
: ソケットコンタクト Female contact
M : ピンコンタクト
Male contact
⑤
コード導入口
Cord clamp dia.
一部のみ(12極)
12 pos. only
プラグ :
P
(Plug)
SF形レセプタクル:
RB
(Scare flange-Receptacle)
BH形レセプタクル:
R
(Bulkhead-Receptacle)
プラグ :
PB
(Plug)
ジャック :
J
(Jack)
ジャック :
JB
(Jack)
TAJIMI ELECTRONICS CO.,LTD.
2
Miniature Circular Connectors
ER03 & ER05 Series
キャップ:
CR
(Cap)
金属キャップ
Metal cap
ポリエチレンキャップ
Polyethylene cap
※ レセプタクルとキャップの組合せは、各シリーズのキャップ適用製品名
を参照ください。
Combination of receptacle and cap → Please refer to suitable cap in list.
プラグがピンコンタクトの場合、レセプタクル及びジャックは、ソケットコンタクトをご使用ください。
また、回路の電源側には、必ずソケットコンタクトを有するコネクタをご使用ください。
If you are using a male contact plug, please also use a corresponding product with a female contact receptacle and a jack.
Use a connector with socket contacts at the power side of the circuit.
図は、ER05 シリーズを参照しています。
接続方式以外、ER03 及びER05 シリーズは同等です。
The drawing of figure is indicated by ER05 series.
ER03 series and ER05 series are equivalent product except locking style.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8